Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HN1B01FDW1T1G Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

HN1B01FDW1T1G Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce HN1B01FDW1T1G
Télécharger  HN1B01FDW1T1G Télécharger

Taille du fichier   69.2 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor

HN1B01FDW1T1G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HN1B01FDW1T1G Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce HN1B01FDW1T1G
Télécharger  HN1B01FDW1T1G Click to download

Taille du fichier   69.2 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor

HN1B01FDW1T1G Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor HN1B01FDW1T1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

HN1B01FDW1T1G Détails du produit

Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor
PNP and NPN Surface Mount

Features
• High Voltage and High Current: VCEO = 50 V, IC = 200 mA
• High hFE: hFE = 200~400
• Moisture Sensitivity Level: 1
• ESD Rating
   ♦ Human Body Model: 3A
   ♦ Machine Model: C
• S Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique
   Site and Control Change Requirements; AEC−Q101 Qualified and
   PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
   Compliant*




Numéro de pièce similaire - HN1B01FDW1T1G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
HN1B01FDW1T1G ONSEMI-HN1B01FDW1T1G Datasheet
55Kb / 6P
   Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor PNP and NPN Surface Mount
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Description similaire - HN1B01FDW1T1G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
UMZ1NT1 ONSEMI-UMZ1NT1 Datasheet
68Kb / 5P
   Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor
May, 2006 ??Rev. 5
UMZ1NT1G ONSEMI-UMZ1NT1G Datasheet
105Kb / 5P
   Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor
October, 2009 ??Rev. 8
UMZ1NT1G ONSEMI-UMZ1NT1G_16 Datasheet
72Kb / 5P
   Complementary Dual General Purpose Amplifier Transistor
September, 2016 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MD986 MOTOROLA-MD986 Datasheet
161Kb / 5P
   COMPLEMENTARY DUAL GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
NST847BPDP6T5G ONSEMI-NST847BPDP6T5G Datasheet
107Kb / 7P
   Dual Complementary General Purpose Transistor
May, 2008 ??Rev. 0
NST3946DP6T5G ONSEMI-NST3946DP6T5G_14 Datasheet
70Kb / 7P
   Dual Complementary General Purpose Transistor
June, 2014 ??Rev. 2
NST3946DP6T5G ONSEMI-NST3946DP6T5G Datasheet
109Kb / 7P
   Dual Complementary General Purpose Transistor
July, 2008 ??Rev. 1
logo
Pan Jit International I...
IMZ2A PANJIT-IMZ2A Datasheet
598Kb / 5P
   COMPLEMENTARY DUAL GENERAL PURPOSE AMPLIFIER TRANSIS
logo
ON Semiconductor
NST3946DXV6T1G ONSEMI-NST3946DXV6T1G Datasheet
172Kb / 12P
   Complementary General Purpose Transistor
July, 2012 ??Rev. 2
NST3946DXV6 ONSEMI-NST3946DXV6 Datasheet
125Kb / 12P
   Complementary General Purpose Transistor
July, 2014 ??Rev. 3
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com