Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SCR553P5 Fiches technique (PDF) - Rohm

2SCR553P5 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce 2SCR553P5
Télécharger  2SCR553P5 Télécharger

Taille du fichier   1843.36 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Midium Power Transistors (50V / 2A)

2SCR553P5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SCR553P5 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce 2SCR553P5
Télécharger  2SCR553P5 Click to download

Taille du fichier   1843.36 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Midium Power Transistors (50V / 2A)

2SCR553P5 Fiches technique (HTML) - Rohm

2SCR553P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SCR553P5 Datasheet HTML 9Page - Rohm



Numéro de pièce similaire - 2SCR553P5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
344Kb / 7P
   NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR553PFRA ROHM-2SCR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (50V / 2A)
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
   NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR553P ROHM-2SCR553P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
More results


Description similaire - 2SCR553P5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SAR553P ROHM-2SAR553P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -2A)
2SAR553P5 ROHM-2SAR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (-50V / -2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5Y2 ROHM-QS5Y2 Datasheet
499Kb / 8P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR543D ROHM-2SAR543D Datasheet
524Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V/-4A)
MP6T12 ROHM-MP6T12 Datasheet
378Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -1A)
2SCR513P5 ROHM-2SCR513P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 1V)
MP6X12 ROHM-MP6X12 Datasheet
424Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 1A)
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com