Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DZ23C3V6 Fiches technique (PDF) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

DZ23C3V6 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
No de pièce DZ23C3V6
Télécharger  DZ23C3V6 Télécharger

Taille du fichier   2134.34 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
Description ZENER DIODE

DZ23C3V6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DZ23C3V6 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

No de pièce DZ23C3V6
Télécharger  DZ23C3V6 Click to download

Taille du fichier   2134.34 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
Description ZENER DIODE

DZ23C3V6 Fiches technique (HTML) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

DZ23C3V6 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd DZ23C3V6 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd DZ23C3V6 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd DZ23C3V6 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd DZ23C3V6 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

DZ23C3V6 Détails du produit

ZENER DIODE



FEATURES

• Dual zeners common cathode configuration

• 300mW Power Dissipation

• Ideally suited for automated insertion

• Zener Voltages from 2.7V -51V

• Ultra-Small Surface Mount Package Power dissipation



 




Numéro de pièce similaire - DZ23C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
DZ23C3V6 VISHAY-DZ23C3V6 Datasheet
53Kb / 4P
   300 mW Dual Surface Mount Zener Diodes
Rev. 1, 01-Apr-99
DZ23C3V6 VISHAY-DZ23C3V6 Datasheet
120Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes, Dual
Rev. 2.0, 08-Nov-16
logo
Diodes Incorporated
DZ23C3V6 DIODES-DZ23C3V6 Datasheet
60Kb / 3P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 8 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
DZ23C3V6 MCC-DZ23C3V6 Datasheet
261Kb / 4P
   300 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
logo
Diodes Incorporated
DZ23C3V6 DIODES-DZ23C3V6 Datasheet
391Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 14 - 2
More results


Description similaire - DZ23C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com