Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM5S12A Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SM5S12A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SM5S12A
Télécharger  SM5S12A Télécharger

Taille du fichier   27.13 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors

SM5S12A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SM5S12A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SM5S12A
Télécharger  SM5S12A Click to download

Taille du fichier   27.13 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors

SM5S12A Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

SM5S12A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM5S12A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix

SM5S12A Détails du produit

Stand-off Voltage 10 to 36V
Peak Pulse Power 3600W (10/1000µs)
2800W (10/10,000µs)

Features
• Ideally suited for load dump protection
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• High temperature stability due to unique oxide passivation and patented PAR®construction
• Integrally molded heatsink provides a very low thermal resistance for maximum heat dissipation
• Low leakage current at TJ= 175°C
• High temperature soldering guaranteed: 260°C for 10 seconds at terminals
• Meets ISO7637-2 surge spec.
• Low forward voltage drop




Numéro de pièce similaire - SM5S12A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5S12A LUGUANG-SM5S12A Datasheet
49Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SM5S12A VISHAY-SM5S12A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
More results


Description similaire - SM5S12A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SM8S VISHAY-SM8S Datasheet
63Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
04-Jun-04
3KASMC10 VISHAY-3KASMC10_08 Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
SM5A27 VISHAY-SM5A27 Datasheet
104Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM6S VISHAY-SM6S Datasheet
42Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
01-Aug-02
TPSMB43A VISHAY-TPSMB43A Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-May-07
logo
Shunye Enterprise
SM5S36A SHUNYE-SM5S36A Datasheet
656Kb / 2P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Changzhou Shunye Electr...
SM8S10 SY-SM8S10 Datasheet
198Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM8S10ACA SUNMATE-SM8S10ACA Datasheet
2Mb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shunye Enterprise
SM8S43 SHUNYE-SM8S43 Datasheet
217Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
TPC43A VISHAY-TPC43A Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 04-Aug-08
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com