Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SKY12230-12LF Fiches technique (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY12230-12LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
No de pièce SKY12230-12LF
Télécharger  SKY12230-12LF Télécharger

Taille du fichier   855.2 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Site Internet  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Description High IIP3, 1.7 to 2.3 GHz Variable Attenuator

SKY12230-12LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SKY12230-12LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

No de pièce SKY12230-12LF
Télécharger  SKY12230-12LF Click to download

Taille du fichier   855.2 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Site Internet  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Description High IIP3, 1.7 to 2.3 GHz Variable Attenuator

SKY12230-12LF Fiches technique (HTML) - Skyworks Solutions Inc.

SKY12230-12LF Datasheet HTML 1Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 2Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 3Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 4Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 5Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 6Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 7Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 8Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12230-12LF Datasheet HTML 9Page - Skyworks Solutions Inc.



Numéro de pièce similaire - SKY12230-12LF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY12232-21 SKYWORKS-SKY12232-21 Datasheet
616Kb / 10P
   High IIP3 2.65-3.65 GHz Voltage-Controlled Variable Attenuator
SKY12239-11 SKYWORKS-SKY12239-11 Datasheet
1Mb / 10P
   High IIP3 10 MHz to 1.5 GHz Voltage-Controlled Variable Attenuator
SKY12239-11-EVB SKYWORKS-SKY12239-11-EVB Datasheet
1Mb / 10P
   High IIP3 10 MHz to 1.5 GHz Voltage-Controlled Variable Attenuator
More results


Description similaire - SKY12230-12LF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
M/A-COM Technology Solu...
MA4VAT2007-1061T MA-COM-MA4VAT2007-1061T Datasheet
218Kb / 4P
   High IIP3 PIN Diode Variable Attenuator 1.7 - 2.0 GHz
MA4VAT2004-1061T MA-COM-MA4VAT2004-1061T Datasheet
213Kb / 4P
   High IIP3 PIN Diode Variable Attenuator 1.7 - 2.0 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY12228-12LF SKYWORKS-SKY12228-12LF Datasheet
856Kb / 9P
   High IIP3, 0.7 to 1.0 GHz Variable Attenuator
SKY12239-11 SKYWORKS-SKY12239-11 Datasheet
1Mb / 10P
   High IIP3 10 MHz to 1.5 GHz Voltage-Controlled Variable Attenuator
AV112-12 SKYWORKS-AV112-12 Datasheet
495Kb / 3P
   HIP3 Variable Attenuator 1.7-2.0 GHz
logo
Tyco Electronics
MA4VAT907-1061T MACOM-MA4VAT907-1061T Datasheet
368Kb / 4P
   High IIP3 PIN Diode Variable Attenuator 0.80-1.0 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
AV112-12 SKYWORKS-AV112-12_07 Datasheet
132Kb / 5P
   HIP Variable Attenuator 1.7-2.0 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MA4VAT907-1061T MA-COM-MA4VAT907-1061T Datasheet
192Kb / 4P
   High IIP3 PIN Diode Variable Attenuator 0.8 - 1.0 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY12232-21 SKYWORKS-SKY12232-21 Datasheet
616Kb / 10P
   High IIP3 2.65-3.65 GHz Voltage-Controlled Variable Attenuator
logo
M/A-COM Technology Solu...
MA4VAT904-1061T MA-COM-MA4VAT904-1061T Datasheet
199Kb / 4P
   High IIP3 PIN Diode Variable Attenuator 0.8 - 1.0 GHz
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com