Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NXQ1TXA5_SDS Fiches technique (PDF) - NXP Semiconductors

NXQ1TXA5_SDS Datasheet PDF - NXP Semiconductors
No de pièce NXQ1TXA5_SDS
Télécharger  NXQ1TXA5_SDS Télécharger

Taille du fichier   143.66 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Description One-chip 5 V Qi wireless transmitter

NXQ1TXA5_SDS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NXQ1TXA5_SDS Datasheet PDF - NXP Semiconductors

No de pièce NXQ1TXA5_SDS
Télécharger  NXQ1TXA5_SDS Click to download

Taille du fichier   143.66 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricant  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Description One-chip 5 V Qi wireless transmitter

NXQ1TXA5_SDS Fiches technique (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors NXQ1TXA5_SDS Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 



Numéro de pièce similaire - NXQ1TXA5_SDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
NXQ1TXA5 NXP-NXQ1TXA5 Datasheet
143Kb / 15P
   One-chip 5 V Qi wireless transmitter
Rev.1.2-10 September 2015
More results


Description similaire - NXQ1TXA5_SDS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
NXQ1TXA5 NXP-NXQ1TXA5 Datasheet
143Kb / 15P
   One-chip 5 V Qi wireless transmitter
Rev.1.2-10 September 2015
NXQ1TXH5 NXP-NXQ1TXH5 Datasheet
172Kb / 17P
   One-chip 5 V Qi wireless transmitter
Rev. 1.1-4 March 2016
AN11695 PHILIPS-AN11695_15 Datasheet
419Kb / 29P
   NXQ1TXA5 one-chip 5 V Qi wireless transmitter
Rev. 1-3 August 2015
UM10917 PHILIPS-UM10917 Datasheet
548Kb / 32P
   NXQ1TXA5DB1340 one-chip 5 V Qi wireless transmitter demo board
Rev. 1-3 August 2015
NXQ1TXL5 NXP-NXQ1TXL5 Datasheet
166Kb / 17P
   Low-cost one-chip 5 V Qi compliant transmitter
Rev. 1-8 April 2016
logo
Texas Instruments
BQ500211 TI1-BQ500211 Datasheet
778Kb / 26P
[Old version datasheet]   5-V, Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager
logo
Integrated Device Techn...
P9038 IDT-P9038 Datasheet
378Kb / 18P
   8W, Qi-compliant, Wireless Power Transmitter
logo
Texas Instruments
BQ500414Q TI1-BQ500414Q Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager
logo
Generalplus Technology ...
GPMQ8018A GENERALPLUS-GPMQ8018A Datasheet
1Mb / 32P
   QI Compliant Wireless Power Transmitter Series
logo
Texas Instruments
BQ500110 TI-BQ500110_11 Datasheet
642Kb / 25P
[Old version datasheet]   Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager
More results




À propos de NXP Semiconductors


NXP Semiconductors est une société multinationale cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique un large éventail de semi-conducteurs et de circuits intégrés pour diverses applications, y compris les marchés automobiles, industriels, de communications et de consommation.
La société a été fondée en 2006 et a son siège à Eindhoven, aux Pays-Bas.
NXP propose un large portefeuille de produits, notamment des microcontrôleurs, des microprocesseurs, des circuits intégrés d'authentification sécurisés, des ICS de gestion de l'alimentation, des composants RF et des micro-ondes et des solutions de capteurs, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, sécurisés et fiables, et sont utilisés dans une variété d'applications, y compris les systèmes automobiles, l'automatisation et le contrôle industriels, les maisons et les bâtiments intelligents et les appareils connectés.
NXP est dédié à l'innovation et à la satisfaction des clients, et s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions semi-conductrices pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com