Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC0621A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0621A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TC0621A
Télécharger  TC0621A Télécharger

Taille du fichier   263.29 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 245.76MHz

TC0621A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TC0621A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0621A
Télécharger  TC0621A Click to download

Taille du fichier   263.29 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 245.76MHz

TC0621A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0621A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0621A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TC0621A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0627A TAI-SAW-TC0627A Datasheet
415Kb / 7P
   SAW Resonator 800 MHz
TC0629A TAI-SAW-TC0629A Datasheet
160Kb / 6P
   1000.634MHz SMD 3.8 x 3.8 mm SAW Resonator
More results


Description similaire - TC0621A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SIPAT Co,Ltd
LBN24603 SIPAT-LBN24603 Datasheet
293Kb / 3P
   245.76MHz SAW Filter 80MHz Bandwidth
logo
Shoulder Electronics Li...
HDRM_TO39 SHOULDER-HDRM_TO39 Datasheet
146Kb / 5P
   SAW RESONATOR
HDRM_SMD-20 SHOULDER-HDRM_SMD-20 Datasheet
152Kb / 6P
   SAW RESONATOR
logo
Integrated Technology F...
R40731 ITF-R40731 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R44761 ITF-R44761 Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Resonator
R39001 ITF-R39001 Datasheet
228Kb / 6P
   SAW Resonator
logo
EPCOS
R960 EPCOS-R960 Datasheet
30Kb / 5P
   SAW resonator
logo
Integrated Technology F...
R31101 ITF-R31101 Datasheet
254Kb / 6P
   SAW Resonator
R31451 ITF-R31451 Datasheet
255Kb / 6P
   SAW Resonator
R31801 ITF-R31801 Datasheet
256Kb / 6P
   SAW Resonator
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com