Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA1653A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1653A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA1653A
Télécharger  TA1653A Télécharger

Taille du fichier   155.73 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.1x0.9 mm

TA1653A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA1653A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA1653A
Télécharger  TA1653A Click to download

Taille du fichier   155.73 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.1x0.9 mm

TA1653A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1653A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1653A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TA1653A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1653A GOLLEDGE-TA1653A Datasheet
222Kb / 6P
   SAW Filter 1575.420MHz
More results


Description similaire - TA1653A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA0935A TAI-SAW-TA0935A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2045A TAI-SAW-TA2045A Datasheet
441Kb / 9P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD1.1x0.9mm
TA1690A TAI-SAW-TA1690A Datasheet
235Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA1699A TAI-SAW-TA1699A Datasheet
254Kb / 9P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA1694A TAI-SAW-TA1694A Datasheet
241Kb / 9P
   SAW Filter 751MHz 10MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA0714A TAI-SAW-TA0714A Datasheet
159Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
   SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TB0965A TAI-SAW-TB0965A Datasheet
302Kb / 8P
   SAW Filter 140MHz 2MHz BW (SMD 5.0횞7.0 mm)
TA2471B TAI-SAW-TA2471B Datasheet
541Kb / 8P
   SAW Filter 1176.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com