Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SBRT15U50SP5 Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

SBRT15U50SP5 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce SBRT15U50SP5_15
Télécharger  SBRT15U50SP5 Télécharger

Taille du fichier   463.06 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 15A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5

SBRT15U50SP5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SBRT15U50SP5 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce SBRT15U50SP5_15
Télécharger  SBRT15U50SP5 Click to download

Taille du fichier   463.06 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 15A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5

SBRT15U50SP5 Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated

SBRT15U50SP5_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SBRT15U50SP5_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SBRT15U50SP5_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SBRT15U50SP5_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SBRT15U50SP5_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated



Numéro de pièce similaire - SBRT15U50SP5_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Thinki Semiconductor Co...
SBRT15U50SP5 THINKISEMI-SBRT15U50SP5 Datasheet
1Mb / 3P
   15 Ampere,50 Volt Trench Process Low Vf Schottky Barrier Rectifier
Rev.12T
More results


Description similaire - SBRT15U50SP5_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
SBRT15M50AP5 DIODES-SBRT15M50AP5_15 Datasheet
230Kb / 4P
   15A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBRT15U100SP5 DIODES-SBRT15U100SP5_15 Datasheet
464Kb / 5P
   15A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBRT20U60SP5 DIODES-SBRT20U60SP5_15 Datasheet
466Kb / 5P
   20A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBRT20M60SP5 DIODES-SBRT20M60SP5_15 Datasheet
464Kb / 5P
   20A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBRT15M50AP5 DIODES-SBRT15M50AP5 Datasheet
445Kb / 5P
   15A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER PowerDI5
January 2020
SBR15U50SP5 DIODES-SBR15U50SP5_15 Datasheet
210Kb / 5P
   15A SBR짰 SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBR15U30SP5Q DIODES-SBR15U30SP5Q_15 Datasheet
239Kb / 6P
   SUPER BARRIER RECTIFIER 15A SBR짰 POWERDI짰5
SBR15A30SP5 DIODES-SBR15A30SP5_15 Datasheet
211Kb / 6P
   15A SBR짰 SUPER BARRIER RECTIFIER POWERDI짰5
SBRT3M60SA DIODES-SBRT3M60SA_15 Datasheet
507Kb / 5P
   3A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER
SBRT4M30LP DIODES-SBRT4M30LP_15 Datasheet
375Kb / 5P
   4A TrenchSBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com