Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAS19W Fiches technique (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAS19W Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
No de pièce BAS19W
Télécharger  BAS19W Télécharger

Taille du fichier   152.15 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Site Internet  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Description SWITCHING DIODE

BAS19W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BAS19W Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

No de pièce BAS19W
Télécharger  BAS19W Click to download

Taille du fichier   152.15 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Site Internet  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Description SWITCHING DIODE

BAS19W Fiches technique (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAS19W Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD BAS19W Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD BAS19W Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAS19W Détails du produit

FEATURES

  Power dissipation

     PD : 200 mW( Tamb=25℃)

  Collector current

     IF : 200 mA

  Collector-base voltage

     VR : 19W:120 V; 20W:150V ; 21W:200V

  Operating and storage junction temperature range

     TJ, Tstg: -55℃ to +150℃



 




Numéro de pièce similaire - BAS19W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
BAS19W PANJIT-BAS19W Datasheet
110Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAS19W KEXIN-BAS19W Datasheet
51Kb / 1P
   Surface Mount Fast Switching Diode Array
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BAS19W SEMTECH_ELEC-BAS19W Datasheet
510Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diodes
logo
Transys Electronics
BAS19W TRSYS-BAS19W Datasheet
115Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAS19W SECOS-BAS19W Datasheet
239Kb / 1P
   Surface Mount Switching Diode
More results


Description similaire - BAS19W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com