Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPA1715 Fiches technique (PDF) - NEC

UPA1715 Datasheet PDF - NEC
No de pièce UPA1715
Télécharger  UPA1715 Télécharger

Taille du fichier   67.75 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE

UPA1715 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UPA1715 Datasheet PDF - NEC

No de pièce UPA1715
Télécharger  UPA1715 Click to download

Taille du fichier   67.75 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE

UPA1715 Fiches technique (HTML) - NEC

UPA1715 Datasheet HTML 1Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 2Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 3Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 4Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 5Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 6Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 7Page - NEC UPA1715 Datasheet HTML 8Page - NEC

UPA1715 Détails du produit

DESCRIPTION
This product is P-Channel MOS Field Effect Transistor designed for power management applications of notebook computers and Li-ion battery protection circuit.

FEATURES
• Low on-resistance
    RDS(on)1 = 8.5 mΩ TYP. (VGS = –10 V, ID = –6.0 A)
    RDS(on)2 = 11.0 mΩ TYP. (VGS = –4.5 V, ID = –6.0 A)
    RDS(on)3 = 12.0 mΩ TYP. (VGS = –4.0 V, ID = –6.0 A)
• Low Ciss : Ciss = 3800 pF TYP.
• Built-in G-S protection diode
• Small and surface mount package (Power SOP8)




Numéro de pièce similaire - UPA1715

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
UPA1715 RENESAS-UPA1715 Datasheet
229Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
UPA1715G RENESAS-UPA1715G Datasheet
229Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
More results


Description similaire - UPA1715

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPA1730 NEC-UPA1730 Datasheet
71Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ330 NEC-2SJ330 Datasheet
339Kb / 6P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ493 NEC-2SJ493 Datasheet
66Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ495 NEC-2SJ495 Datasheet
75Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ329 NEC-2SJ329 Datasheet
344Kb / 6P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ331 NEC-2SJ331 Datasheet
345Kb / 6P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ600 NEC-2SJ600 Datasheet
40Kb / 4P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ601 NEC-2SJ601 Datasheet
54Kb / 4P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SJ302 NEC-2SJ302 Datasheet
440Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1716 NEC-UPA1716 Datasheet
66Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
UPA1717 NEC-UPA1717 Datasheet
65Kb / 8P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
More results




À propos de NEC


NEC Corporation est une société japonaise de technologies de l'information et d'électronique. La société a été fondée en 1899 et a son siège à Tokyo, au Japon. NEC fournit une large gamme de produits et services, notamment les technologies de l'information, les télécommunications et l'électronique. Son portefeuille comprend du matériel informatique, des logiciels et des services, des solutions réseau, des solutions d'affichage et des serveurs d'entreprise et des solutions de stockage.

NEC est connue pour son expertise dans le domaine des technologies de l'information et sa capacité à fournir des produits et services innovants et de haute qualité. La société a des opérations et des installations dans divers pays à travers le monde et a une forte présence dans la région Asie-Pacifique. NEC travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et besoins spécifiques.

En plus de son cœur de métier, NEC est également actif dans les domaines de la recherche et du développement et est impliqué dans divers projets liés à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT). NEC s'engage à fournir des solutions durables qui soutiennent le développement de la société et améliorent la qualité de vie des personnes du monde entier.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com