Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA060-180-15-20 Fiches technique (PDF) - Transcom, Inc.

TA060-180-15-20 Datasheet PDF - Transcom, Inc.
No de pièce TA060-180-15-20
Télécharger  TA060-180-15-20 Télécharger

Taille du fichier   60.54 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Site Internet  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Description 6 ~ 18 MHz 15dB Gain 20dBm PowerAmplifier

TA060-180-15-20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA060-180-15-20 Datasheet PDF - Transcom, Inc.

No de pièce TA060-180-15-20
Télécharger  TA060-180-15-20 Click to download

Taille du fichier   60.54 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Site Internet  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Description 6 ~ 18 MHz 15dB Gain 20dBm PowerAmplifier

TA060-180-15-20 Fiches technique (HTML) - Transcom, Inc.

TA060-180-15-20 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA060-180-15-20 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.



Numéro de pièce similaire - TA060-180-15-20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-10-10 TRANSCOM-TA060-180-10-10 Datasheet
63Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 10dB Gain 10dBm Low Noise Amplifier
TA060-180-10-15 TRANSCOM-TA060-180-10-15 Datasheet
44Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 15dBm Low Noise Amplifier
More results


Description similaire - TA060-180-15-20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-35-20 TRANSCOM-TA060-180-35-20 Datasheet
77Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 20dBm Power Amplifier
TA001-005-25-16 TRANSCOM-TA001-005-25-16 Datasheet
61Kb / 2P
   0.01 ~ 0.5 MHz 25dB Gain 16dBm PowerAmplifier
TA060-180-30-20 TRANSCOM-TA060-180-30-20 Datasheet
77Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 20dBm Low Noise Amplifier
TA060-180-25-20 TRANSCOM-TA060-180-25-20 Datasheet
63Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 20dBm Low Noise Amplifier
logo
Analog Devices
AD8338 AD-AD8338_16 Datasheet
462Kb / 19P
   Low Power, 18 MHz Variable Gain Amplifier
AD8338 AD-AD8338 Datasheet
406Kb / 16P
   Low Power, 18 MHz Variable Gain Amplifier
REV. 0
logo
Transcom, Inc.
TM060-180-11-21 TRANSCOM-TM060-180-11-21 Datasheet
23Kb / 1P
   6-18 GHz 21 dBm Gain Module
TM060-180-10-14 TRANSCOM-TM060-180-10-14 Datasheet
25Kb / 1P
   6 - 18 GHz 14 dBm Gain Module
TM060-180-09-26 TRANSCOM-TM060-180-09-26 Datasheet
23Kb / 1P
   6-18 GHz 26 dBm Gain Module
logo
NXP Semiconductors
BGD712C PHILIPS-BGD712C Datasheet
47Kb / 7P
   750 MHz, 18 dB gain push-pull amplifier
Rev. 01-2 May 2006
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com