Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIR67-21C Fiches technique (PDF) - Everlight Electronics Co., Ltd

SIR67-21C Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd
No de pièce SIR67-21C
Télécharger  SIR67-21C Télécharger

Taille du fichier   330.89 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Site Internet  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
Description Peak wavelength=875nm

SIR67-21C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SIR67-21C Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd

No de pièce SIR67-21C
Télécharger  SIR67-21C Click to download

Taille du fichier   330.89 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Site Internet  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
Description Peak wavelength=875nm

SIR67-21C Fiches technique (HTML) - Everlight Electronics Co., Ltd

SIR67-21C Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd SIR67-21C Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd



Numéro de pièce similaire - SIR67-21C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Everlight Electronics C...
SIR67-21C-TR8 EVERLIGHT-SIR67-21C-TR8 Datasheet
185Kb / 9P
   Top Infrared LED
SIR67-21C-TR8 EVERLIGHT-SIR67-21C-TR8 Datasheet
330Kb / 9P
   Top Infrared LED
More results


Description similaire - SIR67-21C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLA4116 ROITHNER-RLA4116 Datasheet
1Mb / 3P
   peak wavelength
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ML341H KODENSHI-ML341H Datasheet
155Kb / 3P
   peak wavelength 870nm
EL341M KODENSHI-EL341M Datasheet
154Kb / 3P
   peak wavelength 940nm
EL342M KODENSHI-EL342M Datasheet
147Kb / 3P
   peak wavelength 940nm
logo
Marktech Corporate
MTE5057W-UYG MARKTECH-MTE5057W-UYG Datasheet
642Kb / 4P
   Peak Sensitivity Wavelength: 574nm
MTE1300SL-WRC MARKTECH-MTE1300SL-WRC Datasheet
643Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 1300nm
MTE3061N-UO MARKTECH-MTE3061N-UO Datasheet
698Kb / 3P
   Peak Emission Wavelength: 620nm
MTE6066C-UR MARKTECH-MTE6066C-UR Datasheet
667Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 660nm
MTE8560MT MARKTECH-MTE8560MT Datasheet
760Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 850nm
MTPS7065MT MARKTECH-MTPS7065MT Datasheet
729Kb / 4P
   Peak Emission Wavelength: 650nm
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com