Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DZ23C30 Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

DZ23C30 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce DZ23C30
Télécharger  DZ23C30 Télécharger

Taille du fichier   109.53 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE

DZ23C30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DZ23C30 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce DZ23C30
Télécharger  DZ23C30 Click to download

Taille du fichier   109.53 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE

DZ23C30 Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated

DZ23C30 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZ23C30 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZ23C30 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DZ23C30 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DZ23C30 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

DZ23C30 Détails du produit

Features
• Dual Zeners in Common Cathode Configuration
• 300 mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automatic Insertion
• ΔVZ For Both Diodes in One Case is ≤ 5%
• Common Anode Style Available
   See AZ Series




Numéro de pièce similaire - DZ23C30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
DZ23C30 VISHAY-DZ23C30 Datasheet
53Kb / 4P
   300 mW Dual Surface Mount Zener Diodes
Rev. 1, 01-Apr-99
DZ23C30 VISHAY-DZ23C30 Datasheet
120Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes, Dual
Rev. 2.0, 08-Nov-16
logo
Diodes Incorporated
DZ23C30 DIODES-DZ23C30 Datasheet
60Kb / 3P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 8 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
DZ23C30 MCC-DZ23C30 Datasheet
261Kb / 4P
   300 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
logo
Diodes Incorporated
DZ23C30 DIODES-DZ23C30 Datasheet
391Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 14 - 2
More results


Description similaire - DZ23C30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
AZ23C2V7 DIODES-AZ23C2V7 Datasheet
60Kb / 3P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18003 Rev. 3 - 2
logo
Unisonic Technologies
DZ23CXX UTC-DZ23CXX Datasheet
136Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
DZ23C2V7 DIODES-DZ23C2V7_10 Datasheet
87Kb / 5P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 18 - 2
AZ23C2V7 DIODES-AZ23C2V7_13 Datasheet
201Kb / 5P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
AZ23C157 DIODES-AZ23C157 Datasheet
201Kb / 5P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ23C2V7 DIODES-DZ23C2V7_15 Datasheet
158Kb / 5P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ23C2V7 DIODES-DZ23C2V7 Datasheet
60Kb / 3P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 8 - 2
DZ23C2V7 DIODES-DZ23C2V7_1 Datasheet
391Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 14 - 2
DZ23C2V7 DIODES-DZ23C2V7_13 Datasheet
158Kb / 5P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
AZ23C2V7 DIODES-AZ23C2V7_1 Datasheet
448Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18003 Rev. 9 - 2
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com