Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6123215-1 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

6123215-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce 6123215-1
Télécharger  6123215-1 Télécharger

Taille du fichier   226.42 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description HARD TRAY ASSY 0.6mm PITCH CARD DGE CONNECTOR

6123215-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
6123215-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce 6123215-1
Télécharger  6123215-1 Click to download

Taille du fichier   226.42 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description HARD TRAY ASSY 0.6mm PITCH CARD DGE CONNECTOR

6123215-1 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics

6123215-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 6123215-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics



Numéro de pièce similaire - 6123215-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
6123212 MACOM-6123212 Datasheet
88Kb / 2P
   REC ASSY FOR FH 0.8 B-T-B CONNECTOR 13H 0.5 BOSS LENGTH
More results


Description similaire - 6123215-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
3-6318491-6 MACOM-3-6318491-6 Datasheet
392Kb / 3P
   HARD TRAY ASSY FH 0.5BTB CONNECTOR 220POS PLUG 8H WITH GROUND PLATE
3-1827233-6 MACOM-3-1827233-6 Datasheet
449Kb / 4P
   HAND TRAY ASSY
3-5353652-6 MACOM-3-5353652-6 Datasheet
763Kb / 8P
   HARD TRAY ASSY FH 0.5BTB CONNECTOR PLUG 8H W/G-PLATE ON 2ROW CAP
320634 MACOM-320634 Datasheet
414Kb / 3P
   HAND TRAY ASSY FH 0.5BTB CONNECTOR
logo
FCI connector
10033854 FCI-CONNECTOR-10033854 Datasheet
349Kb / 4P
   DDR II 0.6mm PITCH 200 POS REVERSE TYPE ASSY
10033853 FCI-CONNECTOR-10033853 Datasheet
352Kb / 4P
   DDR II 0.6mm PITCH 200 POS STANDARD TYPE ASSY
59354-052FSLF FCI-CONNECTOR-59354-052FSLF Datasheet
326Kb / 4P
   DDR SO-DIMM 0.6mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASSY
logo
DDK Ltd.
DFW-PAV20-98-3A DDK-DFW-PAV20-98-3A Datasheet
280Kb / 3P
   0.6mm Pitch Floating Connector
logo
Tyco Electronics
3-1827253-6 MACOM-3-1827253-6 Datasheet
518Kb / 4P
   HARD TRAY PACKAGING FH 0.5 BTB CONNECTOR 220POS PLUG 5H WITH GROUND PLATE
logo
Hirose Electric
FX8-60P-SV HIROSE-FX8-60P-SV Datasheet
409Kb / 6P
   0.6mm Pitch Stacking Height 3mm to 16mm Connector
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com