Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP6N80C Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP6N80C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQP6N80C
Télécharger  FQP6N80C Télécharger

Taille du fichier   1018.14 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5

FQP6N80C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQP6N80C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP6N80C
Télécharger  FQP6N80C Click to download

Taille du fichier   1018.14 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5

FQP6N80C Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP6N80C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQP6N80C Détails du produit

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 5.5 A, 800 V, RDS(on) = 2.5 Ω (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 2.75 A
• Low Gate Charge (Typ. 21 nC)
• Low Crss (Typ. 8 pF)
• 100% Avalanche Tested




Numéro de pièce similaire - FQP6N80C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C Datasheet
889Kb / 10P
   800V N-Channel MOSFET
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N80C ISC-FQP6N80C Datasheet
306Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C_13 Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Description similaire - FQP6N80C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com