Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SAR572D Fiches technique (PDF) - Rohm

2SAR572D Datasheet PDF - Rohm
No de pièce 2SAR572D
Télécharger  2SAR572D Télécharger

Taille du fichier   808.31 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor

2SAR572D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SAR572D Datasheet PDF - Rohm

No de pièce 2SAR572D
Télécharger  2SAR572D Click to download

Taille du fichier   808.31 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor

2SAR572D Fiches technique (HTML) - Rohm

2SAR572D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR572D Datasheet HTML 7Page - Rohm



Numéro de pièce similaire - 2SAR572D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SAR572D ISC-2SAR572D Datasheet
275Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Rohm
2SAR572D3 ROHM-2SAR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SAR572D3FRA ROHM-2SAR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
More results


Description similaire - 2SAR572D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SCR572D ROHM-2SCR572D Datasheet
795Kb / 7P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR572DFHG ROHM-2SCR572DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
2SCR542PFRA ROHM-2SCR542PFRA Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR572D3 ROHM-2SAR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SAR572D3FRA ROHM-2SAR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SAR512R ROHM-2SAR512R Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542F3TR ROHM-2SAR542F3TR Datasheet
722Kb / 7P
   PNP -3.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR512RHZG ROHM-2SAR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com