Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TB1047A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1047A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TB1047A
Télécharger  TB1047A Télécharger

Taille du fichier   285.22 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 150MHz 80MHz BW (SMD 7횞5 mm)

TB1047A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TB1047A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TB1047A
Télécharger  TB1047A Click to download

Taille du fichier   285.22 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 150MHz 80MHz BW (SMD 7횞5 mm)

TB1047A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1047A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1047A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TB1047A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TB1047A GOLLEDGE-TB1047A Datasheet
65Kb / 6P
   SAW Filter: 150.0MHz
More results


Description similaire - TB1047A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1090A TAI-SAW-TB1090A Datasheet
101Kb / 7P
   SAW Filter 153.6MHz 80MHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB1200A TAI-SAW-TB1200A Datasheet
215Kb / 7P
   SAW Filter 161.8625MHz 0.3MHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB1298A TAI-SAW-TB1298A Datasheet
349Kb / 7P
   SAW Filter 110.592MHz 300kHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB1162A TAI-SAW-TB1162A Datasheet
120Kb / 8P
   SAW Filter 238.6MHz 92kHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB1103A TAI-SAW-TB1103A Datasheet
101Kb / 7P
   SAW Filter 137.5MHz 0.8MHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB0647A TAI-SAW-TB0647A Datasheet
269Kb / 6P
   SAW Filter 159MHz 90 MHz BW (SMD 7횞5 mm)
TB0661A TAI-SAW-TB0661A Datasheet
415Kb / 6P
   SAW Filter 950MHz 150MHz BW (SMD 3.8x3.8 mm)
TB0748A TAI-SAW-TB0748A Datasheet
318Kb / 6P
   SAW Filter 1025MHz 150MHz BW (SMD 3.8x3.8 mm)
TB0391A TAI-SAW-TB0391A Datasheet
576Kb / 6P
   SAW Filter 240MHz (SMD 7횞5 mm)
TB0376A TAI-SAW-TB0376A Datasheet
401Kb / 6P
   SAW Filter 240MHz (SMD 7횞5 mm)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com