Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10EP08 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10EP08 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10EP08
Télécharger  MC10EP08 Télécharger

Taille du fichier   156.81 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR

MC10EP08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10EP08 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10EP08
Télécharger  MC10EP08 Click to download

Taille du fichier   156.81 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR

MC10EP08 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

Back Button MC10EP08 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP08 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

MC10EP08 Détails du produit

Description
The MC10/100EP08 is a differential XOR/XNOR gate. The EP08 is ideal for applications requiring the fastest AC performance available.
The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 250 ps Typical Propagation Delay
• Maximum Frequency > 3 GHz Typical
• PECL Mode Operating Range: VCC = 3.0 V to 5.5 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −3.0 V to −5.5 V
• Open Input Default State
• Safety Clamp on Inputs
• Q Output Will Default LOW with Inputs Open or at VEE
• These are Pb−Free Devices




Numéro de pièce similaire - MC10EP08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08 Datasheet
75Kb / 8P
   Differential 2-Input XOR/XNOR
April, 2001 ??Rev. 3
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08 Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08 Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
MC10EP08D ONSEMI-MC10EP08D Datasheet
75Kb / 8P
   Differential 2-Input XOR/XNOR
April, 2001 ??Rev. 3
MC10EP08D ONSEMI-MC10EP08D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
More results


Description similaire - MC10EP08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10EP08DTG ONSEMI-MC10EP08DTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
logo
Micrel Semiconductor
SY10EP08V MICREL-SY10EP08V Datasheet
110Kb / 7P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL 2-INPUT XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08_16 Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
MC10E107 ONSEMI-MC10E107_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL Quint 2-Input XOR/XNOR Gate
November, 2006 ??Rev. 7
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08 Datasheet
75Kb / 8P
   Differential 2-Input XOR/XNOR
April, 2001 ??Rev. 3
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL07 ETC1-AZ10EL07 Datasheet
135Kb / 6P
   ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL07 AZM-AZ10EL07 Datasheet
73Kb / 6P
   ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10EL07 ONSEMI-MC10EL07_06 Datasheet
145Kb / 9P
   5.0 V ECL 2-Input XOR/XNOR
December, 2006 ??Rev. 6
logo
Semtech Corporation
SK10EL07U SEMTECH-SK10EL07U Datasheet
110Kb / 4P
   2-Input XOR/XNOR
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL07 MICREL-SY10EL07 Datasheet
47Kb / 4P
   2-INPUT XOR/XNOR
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com