Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

USB10P Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

USB10P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce USB10P
Télécharger  USB10P Télécharger

Taille du fichier   279.74 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

USB10P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
USB10P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce USB10P
Télécharger  USB10P Click to download

Taille du fichier   279.74 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

USB10P Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

USB10P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor USB10P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

USB10P Détails du produit

General Description
This P -Channel 2.5V specified MOSFET is produced using Fairchild Semiconductors advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize the on-state resistance and yet maintain low gate charge for superior switching performance.
These devices are well suited for battery power applications: load switching and power management, battery charging circuits, and DC/DC conversion.

Features
■ -4.5 A, -20 V.  RDS(ON) = 0.045 Ω @ VGS = -4.5 V
                           RDS(ON) = 0.065 Ω @ VGS = -2.5 V.
■ Low gate charge (13nC typical).
■ High performance trench technology for extremely low RDS(ON).
■ SuperSOTTM-6 package: small footprint (72% smaller than standard SO-8); low profile (1mm thick).




Numéro de pièce similaire - USB10P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
USB10 MICROSEMI-USB10 Datasheet
136Kb / 3P
   RECTIFIERS ASSEMBLIES
logo
Fairchild Semiconductor
USB100 FAIRCHILD-USB100 Datasheet
41Kb / 8P
   Programmable Low-Cost USB Machine (PLUM)
logo
Extech Instruments Corp...
USB100 EXTECH-USB100 Datasheet
247Kb / 1P
   Appliance Tester/Power Analyzer
USB100 EXTECH-USB100 Datasheet
243Kb / 1P
   Dual Channel, Datalogging, True RMS MultiMeter
USB100 EXTECH-USB100 Datasheet
296Kb / 1P
   1000A 3-Phase Power Analyzer/Datalogger
More results


Description similaire - USB10P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDN336P FAIRCHILD-FDN336P Datasheet
64Kb / 5P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6375 FAIRCHILD-FDS6375 Datasheet
194Kb / 8P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6875 FAIRCHILD-FDS6875 Datasheet
194Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
35Kb / 4P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com