Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1-2132230-2 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

1-2132230-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce 1-2132230-2
Télécharger  1-2132230-2 Télécharger

Taille du fichier   110.39 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description HEADER ASSEMBLY VERTICAL ECONOMY POWER 2.5MM CENTERLINE

1-2132230-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1-2132230-2 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce 1-2132230-2
Télécharger  1-2132230-2 Click to download

Taille du fichier   110.39 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description HEADER ASSEMBLY VERTICAL ECONOMY POWER 2.5MM CENTERLINE

1-2132230-2 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics

1-2132230-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



Numéro de pièce similaire - 1-2132230-2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
1-2132230-2 MACOM-1-2132230-2 Datasheet
110Kb / 1P
   header assembly vertical economy power 2.5mm centerline
More results


Description similaire - 1-2132230-2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
2132230-2 MACOM-2132230-2 Datasheet
110Kb / 1P
   header assembly vertical economy power 2.5mm centerline
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1744037 TEC-ENG_CD_1744037 Datasheet
367Kb / 2P
   HEADER ASSEMBLY-ECONOMY POWER VERTICAL, 200 CENTERLINE
logo
Tyco Electronics
613816 MACOM-613816 Datasheet
106Kb / 1P
   HEADER ASSEMBLY, VERTICAL ECONOMY POWER
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1744036 TEC-ENG_CD_1744036 Datasheet
171Kb / 1P
   RECEPTACLE, ECONOMY POWER, .200 CENTERLINE
C-2132782 TEC-C-2132782 Datasheet
176Kb / 1P
   BREAKAWAY RETAINER, ECONOMY POWER II, 3.96 CENTERLINE
C-2132781 TEC-C-2132781 Datasheet
210Kb / 1P
   RECEPTACLE HOUSING, ECONOMY POWER II, 3.96 CENTERLINE W/ RETAINING FEATURES
logo
Tyco Electronics
2-382811-1 MACOM-2-382811-1 Datasheet
100Kb / 1P
   ECONOMY SHUNT ASSEMBLY
logo
TE Connectivity Ltd
C-1469025 TEC-C-1469025 Datasheet
361Kb / 1P
   HEADER ASSEMBLY, 2 PAIR, 2.5mm TAIL, 25mm, HMZd
logo
Tyco Electronics
1469025-1 MACOM-1469025-1 Datasheet
275Kb / 1P
   HEADER ASSEMBLY, 2 PAIR, 2.5mm TAIL. 25mm, HMZd
logo
TE Connectivity Ltd
C-6469025 TEC-C-6469025 Datasheet
361Kb / 1P
   HEADER ASSEMBLY, 2 PAIR, 2.5mm TAIL, 25mm, HMZd
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com