Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ML2004 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

ML2004 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce ML2004
Télécharger  ML2004 Télécharger

Taille du fichier   88.08 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Logarithmic Gain/Attenuator

ML2004 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ML2004 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce ML2004
Télécharger  ML2004 Click to download

Taille du fichier   88.08 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Logarithmic Gain/Attenuator

ML2004 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button ML2004 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor ML2004 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

ML2004 Détails du produit

General Description
The ML2003 and ML2004 are digitally controlled logarith mic gain/attenuators with a range of –24 to +24 dB in 0.1 dB steps.
The gain settings are selected by a 9-bit digital word. The ML2003 digital interface is either parallel or serial. The ML2004 is packaged in a 14-pin DIP with a serial interface only.

Features
• Low noise: 0 dBrnc max with +24dB gain
• Low harmonic distortion: -60dB max
• Gain range: –24 to +24dB
• Resolution: 0.1dB steps
• Flat frequency response:
   ±0.05dB from .3–4 kHz
   ±0.10dB from .1-20 kHz
• Low supply current 4mA max from ±5V supplies
• TTL/CMOS compatible digital interface
• ML2003 has pin selectable serial or parallel interface;
   ML2004 serial interface only




Numéro de pièce similaire - ML2004

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2004CP MICRO-LINEAR-ML2004CP Datasheet
2Mb / 12P
   Logarithmic Gain/Attenuator
ML2004IP MICRO-LINEAR-ML2004IP Datasheet
2Mb / 12P
   Logarithmic Gain/Attenuator
More results


Description similaire - ML2004

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2003 MICRO-LINEAR-ML2003 Datasheet
2Mb / 12P
   Logarithmic Gain/Attenuator
ML2008 MICRO-LINEAR-ML2008 Datasheet
155Kb / 11P
   關P Compatible Logarithmic Gain/Attenuator
logo
Intersil Corporation
AN49.0 INTERSIL-AN49.0 Datasheet
155Kb / 2P
   Digital Audio Amplifier Gain Control using Logarithmic
logo
Dallas Semiconductor
DS1800 DALLAS-DS1800 Datasheet
428Kb / 14P
   Dual Inverting Log Gain/Attenuator
logo
Burr-Brown (TI)
4127 BURR-BROWN-4127 Datasheet
510Kb / 8P
   LOGARITHMIC AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
TL441AM TI-TL441AM_06 Datasheet
246Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOGARITHMIC AMPLIFIER
TL441CN TI-TL441CN Datasheet
563Kb / 20P
[Old version datasheet]   LOGARITHMIC AMPLIFIER
logo
Analog Devices
HMC948LP3E AD-HMC948LP3E Datasheet
654Kb / 8P
   LOGARITHMIC DETECTOR
logo
Texas Instruments
TL441-EP TI1-TL441-EP Datasheet
576Kb / 18P
[Old version datasheet]   LOGARITHMIC AMPLIFIER
logo
Analog Devices
HMC1094 AD-HMC1094 Datasheet
563Kb / 14P
   Logarithmic Detector
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com