Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSA1614 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

KSA1614 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce KSA1614
Télécharger  KSA1614 Télécharger

Taille du fichier   47.31 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Low Frequency Power Amplifier Power Regulator

KSA1614 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KSA1614 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce KSA1614
Télécharger  KSA1614 Click to download

Taille du fichier   47.31 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Low Frequency Power Amplifier Power Regulator

KSA1614 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

KSA1614 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSA1614 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSA1614 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSA1614 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

KSA1614 Détails du produit

Low Frequency Power Amplifier Power Regulator

• Collector-Base Voltage : VCBO = - 80V
• Collector Dissipation : PC=20W (TC=25°C)




Numéro de pièce similaire - KSA1614

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Savantic, Inc.
KSA1614 SAVANTIC-KSA1614 Datasheet
206Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
KSA1614 ISC-KSA1614 Datasheet
113Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
KSA1614 SAVANTIC-KSA1614 Datasheet
208Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Description similaire - KSA1614

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
KSC1173 FAIRCHILD-KSC1173 Datasheet
64Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA473 FAIRCHILD-KSA473 Datasheet
61Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
logo
Samsung semiconductor
KSA473 SAMSUNG-KSA473 Datasheet
237Kb / 7P
   PNP (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER POWER REGULATOR)
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
42Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSD288Y FAIRCHILD-KSD288Y Datasheet
50Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
2SD748 ETC-2SD748 Datasheet
30Kb / 1P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER REGULATOR FOR TV POWER SUPPLY
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1366 FAIRCHILD-KSB1366 Datasheet
50Kb / 4P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
KSB834W FAIRCHILD-KSB834W Datasheet
28Kb / 3P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD1589 FAIRCHILD-KSD1589 Datasheet
44Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD261 FAIRCHILD-KSD261 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com