Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KA7918 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA7918 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce KA7918
Télécharger  KA7918 Télécharger

Taille du fichier   121.37 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator

KA7918 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KA7918 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce KA7918
Télécharger  KA7918 Click to download

Taille du fichier   121.37 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator

KA7918 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button KA7918 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor KA7918 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

KA7918 Détails du produit

3-TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS

The MC79XX series of three-terminal negative regulators are available in TO-220 package and with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Each type employs internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible.

FEATURES
• Output Current in Excess of 1A
• Output Voltages of -5, -6, -8, -12, -15, -18, -24V
• Internal Thermal Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Output Transistor Safe-Area Compensation




Numéro de pièce similaire - KA7918

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAITRON Components Inco...
KA7918 TAITRON-KA7918 Datasheet
75Kb / 1P
   Voltage Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA7918TU FAIRCHILD-KA7918TU Datasheet
164Kb / 17P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
KA7918TU FAIRCHILD-KA7918TU Datasheet
286Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
KA7918TU FAIRCHILD-KA7918TU Datasheet
280Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
More results


Description similaire - KA7918

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7915J TGS-LM7915J_17 Datasheet
330Kb / 1P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC79XX FAIRCHILD-MC79XX_02 Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM79XX UTC-LM79XX_08 Datasheet
218Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_11 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
UTCLM79XX UTC-UTCLM79XX Datasheet
70Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
LM79XX UTC-LM79XX_15 Datasheet
238Kb / 8P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79DXXA UTC-79DXXA_V01 Datasheet
329Kb / 9P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_V01 Datasheet
226Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM7905 FAIRCHILD-LM7905 Datasheet
117Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79TXXA UTC-79TXXA_15 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com