Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDPF15N65YDTU Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDPF15N65YDTU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDPF15N65YDTU
Télécharger  FDPF15N65YDTU Télécharger

Taille du fichier   837.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel UniFETTM MOSFET 650 V, 15 A, 440 m?

FDPF15N65YDTU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDPF15N65YDTU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDPF15N65YDTU
Télécharger  FDPF15N65YDTU Click to download

Taille du fichier   837.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel UniFETTM MOSFET 650 V, 15 A, 440 m?

FDPF15N65YDTU Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDPF15N65YDTU Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FDPF15N65YDTU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF15N65 FAIRCHILD-FDPF15N65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V N-Channel MOSFET
FDPF15N65 FAIRCHILD-FDPF15N65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V N-Channel MOSFET
FDPF15N65 FAIRCHILD-FDPF15N65 Datasheet
473Kb / 10P
   650V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDPF15N65 ISC-FDPF15N65 Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FDPF15N65YDTU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDPF12N60NZ FAIRCHILD-FDPF12N60NZ Datasheet
376Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 12 A, 650 m?
FDPF20N50FT FAIRCHILD-FDPF20N50FT Datasheet
429Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM FRFET짰 MOSFET 500 V, 20 A, 260 m?
FDP8N50NZ FAIRCHILD-FDP8N50NZ Datasheet
882Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 500 V, 8 A, 850 m
October 2013
FDPF16N50T FAIRCHILD-FDPF16N50T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 500 V, 16 A, 380 m廓
FDD18N20LZ FAIRCHILD-FDD18N20LZ Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 200 V, 16 A, 125 m廓
FDPF51N25YDTU FAIRCHILD-FDPF51N25YDTU Datasheet
518Kb / 11P
   N-Channel UniFETTM MOSFET 250 V, 51 A, 60 m廓
FDPF12N50NZT FAIRCHILD-FDPF12N50NZT Datasheet
854Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 500 V, 11.5 A, 520 m
FDP10N60NZ FAIRCHILD-FDP10N60NZ Datasheet
494Kb / 10P
   N-Channel UniFETTM II MOSFET 600 V, 10 A, 750 m?
logo
ON Semiconductor
FCPF260N65FL1-F154 ONSEMI-FCPF260N65FL1-F154 Datasheet
299Kb / 10P
   MOSFET – N-Channel, SUPERFET II, FRFET 650 V, 15 A, 260 m
December, 2020 - Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N50TMF085 FAIRCHILD-FDD6N50TMF085 Datasheet
463Kb / 9P
   N-Channel UniFETTM MOSFET500 V, 6 A, 900 m廓
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com