Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CD40106BCM Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

CD40106BCM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce CD40106BCM
Télécharger  CD40106BCM Télécharger

Taille du fichier   72.38 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Hex Schmitt Trigger

CD40106BCM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CD40106BCM Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce CD40106BCM
Télécharger  CD40106BCM Click to download

Taille du fichier   72.38 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Hex Schmitt Trigger

CD40106BCM Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

CD40106BCM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

CD40106BCM Détails du produit

General Description

The CD40106BC Hex Schmitt Trigger is a monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuit constructed with N and P-channel enhancement transistors.



Features

■Wide supply voltage range: 3V to 15V

■High noise immunity: 0.7 VDD(typ.)

■Low power TTL compatibility:

    Fan out of 2 driving 74L or 1 driving 74LS

■Hysteresis: 0.4 VDD(typ.),

       0.2 VDD guaranteed

■Equivalent to MM74C14

■Equivalent to MC14584B




Numéro de pièce similaire - CD40106BCM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
CD40106BCM FAIRCHILD-CD40106BCM Datasheet
66Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
CD40106BCM FAIRCHILD-CD40106BCM Datasheet
71Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
More results


Description similaire - CD40106BCM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC14584B ONSEMI-MC14584B Datasheet
163Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
March, 2000 ??Rev. 3
MC14106B ONSEMI-MC14106B_14 Datasheet
126Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
August, 2014 ??Rev. 10
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C14 FAIRCHILD-MM74C14 Datasheet
63Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
MM74C14MX FAIRCHILD-MM74C14MX Datasheet
69Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC14106B ONSEMI-MC14106B_06 Datasheet
152Kb / 10P
   Hex Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC14106B ONSEMI-MC14106B Datasheet
182Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Rohm
BU4584B ROHM-BU4584B Datasheet
46Kb / 4P
   Hex Schmitt trigger
logo
National Semiconductor ...
CD40106BM NSC-CD40106BM Datasheet
134Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
MM54C14 NSC-MM54C14 Datasheet
124Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
Fairchild Semiconductor
CD40106BC FAIRCHILD-CD40106BC_03 Datasheet
71Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC14584B ONSEMI-MC14584B_06 Datasheet
145Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com