Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF5N15 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF5N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQPF5N15
Télécharger  FQPF5N15 Télécharger

Taille du fichier   748.45 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 150V N-Channel MOSFET

FQPF5N15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQPF5N15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF5N15
Télécharger  FQPF5N15 Click to download

Taille du fichier   748.45 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 150V N-Channel MOSFET

FQPF5N15 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF5N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF5N15 Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are product using Fairchilds proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advance technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifier, high efficiency switching for DC/DC converters, and DC motor control, uninterrupted power supply.

Features
• 4.2A, 150V, RDS(on) = 0.8Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge (typical 5.4 nC)
• Low Crss ( typical 7.5 pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Numéro de pièce similaire - FQPF5N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N20 FAIRCHILD-FQPF5N20 Datasheet
715Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQPF5N20L FAIRCHILD-FQPF5N20L Datasheet
554Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF5N40 ISC-FQPF5N40 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Description similaire - FQPF5N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com