Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF34N20L Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQPF34N20L
Télécharger  FQPF34N20L Télécharger

Taille du fichier   649.42 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF34N20L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQPF34N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF34N20L
Télécharger  FQPF34N20L Click to download

Taille du fichier   649.42 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF34N20L Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20L Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supply, motor control.

Features
• 17.5A, 200V, RDS(on) = 0.075Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 55 nC)
• Low Crss ( typical 52 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• Low level gate drive requirement allowing direct opration from logic drivers




Numéro de pièce similaire - FQPF34N20L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF34N20 FAIRCHILD-FQPF34N20 Datasheet
721Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF34N20 ISC-FQPF34N20 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Description similaire - FQPF34N20L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP12N20L FAIRCHILD-FQP12N20L Datasheet
567Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com