Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF34N20 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQPF34N20
Télécharger  FQPF34N20 Télécharger

Taille du fichier   721.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 200V N-Channel MOSFET

FQPF34N20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQPF34N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF34N20
Télécharger  FQPF34N20 Click to download

Taille du fichier   721.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 200V N-Channel MOSFET

FQPF34N20 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF34N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF34N20 Détails du produit

Features
• 17.5A, 200V, RDS(on) = 0.075Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 60 nC)
• Low Crss ( typical 55 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQPF34N20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF34N20 ISC-FQPF34N20 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF34N20L FAIRCHILD-FQPF34N20L Datasheet
649Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF34N20L ISC-FQPF34N20L Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FQPF34N20

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com