Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD12KA5WFP-E2 Fiches technique (PDF) - Rohm

BD12KA5WFP-E2 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce BD12KA5WFP-E2
Télécharger  BD12KA5WFP-E2 Télécharger

Taille du fichier   616.36 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.

BD12KA5WFP-E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BD12KA5WFP-E2 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce BD12KA5WFP-E2
Télécharger  BD12KA5WFP-E2 Click to download

Taille du fichier   616.36 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.

BD12KA5WFP-E2 Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD12KA5WFP-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Numéro de pièce similaire - BD12KA5WFP-E2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD12KA5WFP-E2 ROHM-BD12KA5WFP-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
More results


Description similaire - BD12KA5WFP-E2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BAXXDD0-E ROHM-BAXXDD0-E Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
BA00DD0W-E ROHM-BA00DD0W-E Datasheet
493Kb / 20P
   low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
logo
First Components Intern...
FGM7632 FCI-FGM7632 Datasheet
162Kb / 5P
   Output Currents up to 0.5A (output1 & 2)
logo
TE Connectivity Ltd
RP3SL TEC-RP3SL Datasheet
287Kb / 3P
   For high inrush currents up to 120A
logo
Rohm
BA78M12FP-E2 ROHM-BA78M12FP-E2 Datasheet
495Kb / 15P
   500mA Output 78 series Regulators
logo
Harris Corporation
CA3085 HARRIS-CA3085 Datasheet
436Kb / 8P
   Positive Voltage Regulators from 1.7 to 46V at Currents Up to 100mA
CA723 HARRIS-CA723 Datasheet
104Kb / 8P
   Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM159X MITSUMI-MM159X Datasheet
86Kb / 8P
   Low-Saturation 300mA Regulators
logo
Intersil Corporation
CA723 INTERSIL-CA723 Datasheet
93Kb / 9P
   Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA without External Pass Transistors
April 1999
logo
Rohm
BA17805FP-E2 ROHM-BA17805FP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com