Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP7P06 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP7P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQP7P06
Télécharger  FQP7P06 Télécharger

Taille du fichier   657.39 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60V P-Channel MOSFET

FQP7P06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQP7P06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP7P06
Télécharger  FQP7P06 Click to download

Taille du fichier   657.39 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60V P-Channel MOSFET

FQP7P06 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP7P06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP7P06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP7P06 Détails du produit

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand a high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

Features
• -7A, -60V, RDS(on) = 0.41Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 6.3 nC)
• Low Crss ( typical 25 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Numéro de pièce similaire - FQP7P06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP7P20 FAIRCHILD-FQP7P20 Datasheet
698Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Description similaire - FQP7P06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM17P06 KERSEMI-KSM17P06 Datasheet
1Mb / 6P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7P06 FAIRCHILD-FQPF7P06 Datasheet
665Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQP47P06 FAIRCHILD-FQP47P06 Datasheet
714Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQD7P06 FAIRCHILD-FQD7P06 Datasheet
665Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQP11P06 FAIRCHILD-FQP11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4441 WHXPCB-AO4441 Datasheet
2Mb / 5P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06 FAIRCHILD-FQB27P06 Datasheet
700Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQPF11P06 FAIRCHILD-FQPF11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4421 UMW-AO4421 Datasheet
376Kb / 6P
   -60V P-Channel MOSFET
AO4441 UMW-AO4441 Datasheet
460Kb / 7P
   -60V P-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com