Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQP19N10L Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP19N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQP19N10L
Télécharger  FQP19N10L Télécharger

Taille du fichier   624.71 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQP19N10L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQP19N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQP19N10L
Télécharger  FQP19N10L Click to download

Taille du fichier   624.71 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQP19N10L Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP19N10L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP19N10L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP19N10L Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 19A, 100V, RDS(on) = 0.1Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 14 nC)
• Low Crss ( typical 35 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Numéro de pièce similaire - FQP19N10L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N10 FAIRCHILD-FQP19N10 Datasheet
591Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP19N10 ISC-FQP19N10 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Description similaire - FQP19N10L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com