Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDT434P Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDT434P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDT434P
Télécharger  FDT434P Télécharger

Taille du fichier   244.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDT434P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDT434P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDT434P
Télécharger  FDT434P Click to download

Taille du fichier   244.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDT434P Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDT434P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDT434P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDT434P Détails du produit

General Description

This P-Channel 2.5V specified MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize the on-state resistance and yet maintain low gate charge for superior switching performance.



Features

• –5.5 A, –20 V. RDS(ON) = 0.050 Ω @ VGS = –4.5 V

                     RDS(ON) = 0.070 Ω @ VGS = –2.5 V.

• Low gate charge (13nC typical)

• High performance trench technology for extremely low RDS(ON).

• High power and current handling capability in a widely used surface mount package.



Applications

• Low Dropout Regulator

• DC/DC converter

• Load switch

• Motor driving



 




Numéro de pièce similaire - FDT434P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDT434P-NL VBSEMI-FDT434P-NL Datasheet
1,005Kb / 8P
   P-Channel 35 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDT434P FAIRCHILD-FDT434P_11 Datasheet
239Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
More results


Description similaire - FDT434P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com