Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDS4070N3 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDS4070N3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDS4070N3
Télécharger  FDS4070N3 Télécharger

Taille du fichier   193.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 40V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDS4070N3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDS4070N3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDS4070N3
Télécharger  FDS4070N3 Click to download

Taille du fichier   193.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 40V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDS4070N3 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDS4070N3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDS4070N3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDS4070N3 Détails du produit

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for “low side” synchronous rectifier operation, providing an extremely low RDS(ON) in a small package.

Features
• 15.3 A, 40 V. RDS(ON) = 7.5 mΩ @ VGS = 10 V
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• High power and current handling capability
• Fast switching, low gate charge
• FLMP SO-8 package: Enhanced thermal performance in industry-standard package size

Applications
• Synchronous rectifier
• DC/DC converter




Numéro de pièce similaire - FDS4070N3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4070N3 FAIRCHILD-FDS4070N3 Datasheet
173Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4070N3 FAIRCHILD-FDS4070N3_04 Datasheet
173Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Description similaire - FDS4070N3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4470 FAIRCHILD-FDS4470 Datasheet
87Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4770 FAIRCHILD-FDS4770 Datasheet
123Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4072N7 FAIRCHILD-FDS4072N7 Datasheet
199Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4780 FAIRCHILD-FDS4780 Datasheet
355Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4070N3 FAIRCHILD-FDS4070N3_04 Datasheet
173Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4070N7 FAIRCHILD-FDS4070N7_04 Datasheet
188Kb / 8P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8447L FAIRCHILD-FDB8447L Datasheet
384Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4672A FAIRCHILD-FDS4672A Datasheet
88Kb / 5P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS4470 KEXIN-KDS4470 Datasheet
63Kb / 2P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4072N3 FAIRCHILD-FDS4072N3_04 Datasheet
171Kb / 7P
   40V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com