Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDN359 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDN359 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDN359
Télécharger  FDN359 Télécharger

Taille du fichier   264.85 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET

FDN359 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDN359 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDN359
Télécharger  FDN359 Click to download

Taille du fichier   264.85 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET

FDN359 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDN359 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDN359 Détails du produit

General Description
This N-Channel Logic Level MOSFET is produced using Fairchild Semiconductors advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize on-state resistance and yet maintain superior switching performance.
These devices are well suited for low voltage and battery powered applications where low in-line power loss and fast switching are required.

Features
■ 2.7 A, 30 V.
   RDS(ON) = 0.046 W @ VGS = 10 V
   RDS(ON) = 0.060 W @ VGS = 4.5 V.
■ Very fast switching.
■ Low gate charge (5nC typical).
■ High power version of industry standard SOT-23
   package. Identical pin out to SOT-23 with 30% higher
   power handling capability.




Numéro de pièce similaire - FDN359

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN359A UMW-FDN359A Datasheet
415Kb / 5P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDN359AN UMW-FDN359AN Datasheet
415Kb / 5P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDN359B UMW-FDN359B Datasheet
423Kb / 6P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDN359BN FAIRCHILD-FDN359BN Datasheet
96Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench TM MOSFET
FDN359BN FAIRCHILD-FDN359BN Datasheet
106Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
More results


Description similaire - FDN359

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDP6035AL FAIRCHILD-FDP6035AL Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP6670AL FAIRCHILD-FDP6670AL Datasheet
413Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP7030BL FAIRCHILD-FDP7030BL Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDS6630A FAIRCHILD-FDS6630A Datasheet
197Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDD6690A FAIRCHILD-FDD6690A Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDN359BN-F095 FAIRCHILD-FDN359BN-F095 Datasheet
106Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDS6912A FAIRCHILD-FDS6912A Datasheet
222Kb / 4P
   Dual N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDS6612A FAIRCHILD-FDS6612A Datasheet
246Kb / 8P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDS6990A FAIRCHILD-FDS6990A Datasheet
119Kb / 5P
   Dual N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDC655AN FAIRCHILD-FDC655AN Datasheet
198Kb / 4P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com