Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDN302P Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDN302P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDN302P
Télécharger  FDN302P Télécharger

Taille du fichier   103.44 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDN302P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDN302P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDN302P
Télécharger  FDN302P Click to download

Taille du fichier   103.44 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDN302P Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDN302P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDN302P Détails du produit

General Description

This P-Channel 2.5V specified MOSFET uses a rugged gate version of Fairchild’s advanced PowerTrench process. It has been optimized for power management

applications with a wide range of gate drive voltage(2.5V – 12V).



Features

• –20 V, –2.4 A. Rds(on)= 0.055 Ω@ Vgs= –4.5 V

Rds(on)= 0.080 Ω@ Vgs= –2.5 V

•Fast switching speed

•High performance trench technology for extremely low Rds(on)

•SuperSOT -3 provides low Rds(on) and 30% higher power handling capability than SOT23 in the same footprint




Numéro de pièce similaire - FDN302P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
FDN302P TI1-FDN302P Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Contains all support circuitry needed for the ADS1148/ADS1248
FDN302P TI1-FDN302P Datasheet
2Mb / 27P
[Old version datasheet]   Contains all support circuitry needed for the ADS1146/ADS1246
July2009
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN302P TECHPUBLIC-FDN302P Datasheet
11Mb / 6P
   P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN302P UMW-FDN302P Datasheet
309Kb / 5P
   P-Channel 2.5 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN302P-NL VBSEMI-FDN302P-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Description similaire - FDN302P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com