Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDG326 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG326 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDG326
Télécharger  FDG326 Télécharger

Taille du fichier   69.5 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG326 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDG326 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDG326
Télécharger  FDG326 Click to download

Taille du fichier   69.5 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG326 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG326 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG326 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG326 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG326 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG326 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDG326 Détails du produit

General Description
This P-Channel 1.8V specified MOSFET uses Fairchild’s advanced low voltage PowerTrench process. It has been optimized for battery power management applications.
   
Features
• –1.5 A, –20 V. RDS(ON) = 140 mΩ @ VGS = –4.5 V
                          RDS(ON) = 180 mΩ @ VGS = –2.5 V
                          RDS(ON) = 250 mΩ @ VGS = –1.8 V
• Low gate charge
• High performance trench technology for extremely
    low RDS(ON)
• Compact industry standard SC70-6 surface mount
    package
   
Applications
• Battery management
• Load switch
   




Numéro de pièce similaire - FDG326

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
FDG326P TI-FDG326P Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
More results


Description similaire - FDG326

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com