Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD3682 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD3682 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDD3682
Télécharger  FDD3682 Télécharger

Taille du fichier   266.97 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench MOSFET 100V, 32A, 36m?

FDD3682 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDD3682 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD3682
Télécharger  FDD3682 Click to download

Taille du fichier   266.97 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench MOSFET 100V, 32A, 36m?

FDD3682 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD3682 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

FDD3682 Détails du produit

Features
• rDS(ON) = 32mΩ (Typ.), VGS = 10V, ID = 32A
• Qg(tot) = 18.5nC (Typ.), VGS = 10V
• Low Miller Charge
• Low QRR Body Diode
• UIS Capability (Single Pulse and Repetitive Pulse)
• Qualified to AEC Q101

Applications
• DC/DC converters and Off-Line UPS
• Distributed Power Architectures and VRMs
• Primary Switch for 24V and 48V Systems
• High Voltage Synchronous Rectifier
• Direct Injection / Diesel Injection System
• 42V Automotive Load Control
• Electronic Valve Train System




Numéro de pièce similaire - FDD3682

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD3682 ISC-FDD3682 Datasheet
336Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD3682-NL VBSEMI-FDD3682-NL Datasheet
984Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3682 FAIRCHILD-FDD3682_10 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 32A, 36m廓
FDD3682_F085 FAIRCHILD-FDD3682_F085 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Description similaire - FDD3682

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDB3682 FAIRCHILD-FDB3682 Datasheet
278Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 100V, 32A, 36m?
FDD3682 FAIRCHILD-FDD3682_10 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 32A, 36m廓
logo
ON Semiconductor
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FDB2552 FAIRCHILD-FDB2552 Datasheet
256Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 37A, 36m?
FDD3690 FAIRCHILD-FDD3690 Datasheet
84Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC3612 FAIRCHILD-FDC3612 Datasheet
134Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3170N7 FAIRCHILD-FDS3170N7 Datasheet
208Kb / 6P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3670 FAIRCHILD-FDS3670 Datasheet
204Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS3680 FAIRCHILD-FDS3680 Datasheet
202Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDT3612 FAIRCHILD-FDT3612 Datasheet
108Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com