Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2-1374416-3 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

2-1374416-3 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce 2-1374416-3
Télécharger  2-1374416-3 Télécharger

Taille du fichier   45.63 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION

2-1374416-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2-1374416-3 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce 2-1374416-3
Télécharger  2-1374416-3 Click to download

Taille du fichier   45.63 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION

2-1374416-3 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics

2-1374416-3 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



Numéro de pièce similaire - 2-1374416-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
2-1374416-4 MACOM-2-1374416-4 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-5 MACOM-2-1374416-5 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-6 MACOM-2-1374416-6 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
More results


Description similaire - 2-1374416-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
2-1374416-6 MACOM-2-1374416-6 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-4 MACOM-2-1374416-4 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-5 MACOM-2-1374416-5 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
logo
SUYIN USA, INC.
100038FRO14S502ZL SUYIN-USA-100038FRO14S502ZL Datasheet
169Kb / 1P
   RJ JACK CONNECTOR
100052FR010SX09ZL SUYIN-USA-100052FR010SX09ZL Datasheet
172Kb / 1P
   RJ JACK CONNECTOR
logo
Molex Electronics Ltd.
86002-3000 MOLEX-86002-3000 Datasheet
63Kb / 2P
   MT-RJ Connectors and Adapters
logo
Tyco Electronics
6278032 MACOM-6278032 Datasheet
78Kb / 3P
   FO C/A 2 FIBER, 62.5/125, OFNR JACKET, MT-RJ TO MT-RJ
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HFCT-5903E HP-HFCT-5903E Datasheet
164Kb / 12P
   MT-RJ Duplex Single Mode Transceiver
logo
Molex Electronics Ltd.
88523-7401 MOLEX11-88523-7401 Datasheet
31Kb / 1P
   MT-RJ(F)-to-MT-RJ(F), Multimode, 62.5/125m, Duplex, 1.60mm, Standard Fiber Optic Cable Assembly, 2.0m
88523-7406 MOLEX11-88523-7406 Datasheet
31Kb / 1P
   MT-RJ(F)-to-MT-RJ(F), Multimode, 62.5/125m, Duplex, 1.60mm, Standard Fiber Optic Cable Assembly, 30.0m
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com