Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EGP10A Fiches technique (PDF) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

EGP10A Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
No de pièce EGP10A
Télécharger  EGP10A Télécharger

Taille du fichier   208.38 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description High Efficiency Rectifiers

EGP10A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EGP10A Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce EGP10A
Télécharger  EGP10A Click to download

Taille du fichier   208.38 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description High Efficiency Rectifiers

EGP10A Fiches technique (HTML) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

EGP10A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd EGP10A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

EGP10A Détails du produit

VOLTAGE RANGE: 50 --- 400 V

CURRENT: 1.0 A



Features

◇ Low cost

◇ Diffused junction

◇ Low leakage

◇ Low forward voltage

◇ Easily cleaned with alcohol, Isopropanol and similar solvents

◇ High current capability

◇ The plastic material carries U/L recognition 94V-0



 




Numéro de pièce similaire - EGP10A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zowie Technology Corpor...
EGP10A ZOWIE-EGP10A Datasheet
61Kb / 2P
   SINTERED GLASS PASSIVATED JUNCTION HIGH EFFICIENT RECTIFIER
logo
Silicon Standard Corp.
EGP10A SSC-EGP10A Datasheet
278Kb / 3P
   Glass Passivated Junction Fast Efficient Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
EGP10A NJSEMI-EGP10A Datasheet
173Kb / 2P
   SINTERED GLASS PASSIVATED JUNCTION HIGH EFFICIENT RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
EGP10A FAIRCHILD-EGP10A Datasheet
36Kb / 3P
   1.0 Ampere Glass Passivated High Efficiency Rectifiers
logo
Micro Commercial Compon...
EGP10A MCC-EGP10A Datasheet
173Kb / 5P
   1.0 Amp Glass Passivated High Efficient Rectifiers 50 to 800 Volts
More results


Description similaire - EGP10A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Luguang Electr...
HER510T LUGUANG-HER510T Datasheet
208Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
HER1010 LUGUANG-HER1010 Datasheet
209Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
HER601 LUGUANG-HER601 Datasheet
290Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
EG01Y LUGUANG-EG01Y Datasheet
174Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
EGP50A LUGUANG-EGP50A Datasheet
215Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
logo
Microdiode Electronics ...
1H2 CHENDA-1H2 Datasheet
74Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
HER103 LRC-HER103_15 Datasheet
201Kb / 7P
   High Efficiency Rectifiers
HER208 LRC-HER208_15 Datasheet
153Kb / 7P
   High Efficiency Rectifiers
HER305 LRC-HER305_15 Datasheet
195Kb / 7P
   High Efficiency Rectifiers
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ERB32-01 LUGUANG-ERB32-01 Datasheet
1Mb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
TVR1B DSK-TVR1B Datasheet
282Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com