Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

92318-24XX Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

92318-24XX Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 92318-24XX
Télécharger  92318-24XX Télécharger

Taille du fichier   1274.38 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricant  MOLEX2 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX2 - Molex Electronics Ltd.
Description 1.27mm IDT Connector System for Ribbon Cable Applications

92318-24XX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
92318-24XX Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 92318-24XX
Télécharger  92318-24XX Click to download

Taille du fichier   1274.38 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricant  MOLEX2 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX2 - Molex Electronics Ltd.
Description 1.27mm IDT Connector System for Ribbon Cable Applications

92318-24XX Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

Back Button 92318-24XX Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd. 92318-24XX Datasheet HTML 10Page - Molex Electronics Ltd. Next Button 



Numéro de pièce similaire - 92318-24XX

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
92318-2401 MOLEX-92318-2401 Datasheet
73Kb / 1P
   PICOFLEX IDT TO BOARD-IN STANDARD ASSEMBLIES (Z-STYLE)
98/06/24
92318-2401 MOLEX-92318-2401 Datasheet
73Kb / 1P
   PICOFLEX IDT TO BOARD-IN STANDARD ASSEMBLIES (/-STYLE)
98/06/24
92318-2402 MOLEX-92318-2402 Datasheet
73Kb / 1P
   PICOFLEX IDT TO BOARD-IN STANDARD ASSEMBLIES (Z-STYLE)
98/06/24
92318-2402 MOLEX-92318-2402 Datasheet
73Kb / 1P
   PICOFLEX IDT TO BOARD-IN STANDARD ASSEMBLIES (/-STYLE)
98/06/24
92318-2403 MOLEX-92318-2403 Datasheet
73Kb / 1P
   PICOFLEX IDT TO BOARD-IN STANDARD ASSEMBLIES (Z-STYLE)
98/06/24
More results


Description similaire - 92318-24XX

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
11-20-0314 MOLEX11-11-20-0314 Datasheet
29Kb / 1P
   IDT - Manual Press For Ribbon Cable
logo
Harwin Plc
M50-3300542 HARWIN-M50-3300542 Datasheet
87Kb / 1P
   1.27mm DIL IDC RIBBON CABLE CONNECTOR
logo
Molex Electronics Ltd.
0621002400 MOLEX-0621002400 Datasheet
74Kb / 14P
   IDT Ribbon Cable Adapter Kit for 2.00mm
08/26/2022
logo
Dubilier
DBCRC1.271030500 DUBILIER-DBCRC1.271030500 Datasheet
90Kb / 1P
   FLAT RIBBON CABLE 1.27mm PITCH
DBCRC1.271030500 DUBILIER-DBCRC1.271030500_11 Datasheet
151Kb / 1P
   FLAT RIBBON CABLE 1.27mm PITCH
logo
Molex Electronics Ltd.
62100-2000 MOLEX-62100-2000 Datasheet
274Kb / 4P
   IDT Ribbon Cable Hand Tool Module
08-13-08
logo
PHOENIX CONTACT
100018 PHOENIX-100018 Datasheet
310Kb / 8P
   VARIOFACE System Cable With Flat-Ribbon Cable Connector
logo
Harwin Plc
M50-3800542 HARWIN-M50-3800542 Datasheet
74Kb / 1P
   1.27mm DIL PC TAIL IDC RIBBON CABLE CONNECTOR
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
63912015521CAB WURTH-63912015521CAB Datasheet
217Kb / 5P
   1.27mm Ribbon Flat Cable 1m WR-CAB
63911215521CAB WURTH-63911215521CAB Datasheet
217Kb / 5P
   1.27mm Ribbon Flat Cable 1m WR-CAB
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com