Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SC30-08 Fiches technique (PDF) - Frontier Electronics.

SC30-08 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No de pièce SC30-08
Télécharger  SC30-08 Télécharger
Taille du fichier   113.26 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 3A SILICON RECTIFIER CELL

SC30-08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SC30-08 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No de pièce SC30-08
Télécharger  SC30-08 Click to download

Taille du fichier   113.26 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 3A SILICON RECTIFIER CELL

SC30-08 Fiches technique (HTML) - Frontier Electronics.




Numéro de pièce similaire - SC30-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Socay Electornics Co., ...
SC30-040 SOCAY-SC30-040 Datasheet
427Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC30-050 SOCAY-SC30-050 Datasheet
427Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC30-065 SOCAY-SC30-065 Datasheet
427Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC30-075 SOCAY-SC30-075 Datasheet
427Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC30-090 SOCAY-SC30-090 Datasheet
427Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
More results


Description similaire - SC30-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shanghai Sunrise Electr...
RC10S01 SSE-RC10S01 Datasheet
14Kb / 1P
SILICON SILASTIC CELL RECTIFIER
RC10S01G SSE-RC10S01G Datasheet
14Kb / 1P
SILICON GPP CELL RECTIFIER
RC15S01 SSE-RC15S01 Datasheet
15Kb / 2P
SILICON SILASTIC CELL RECTIFIER
RC15S01G SSE-RC15S01G Datasheet
14Kb / 1P
SILICON GPP CELL RECTIFIER
RC30S01 SSE-RC30S01 Datasheet
14Kb / 1P
SILICON SILASTIC CELL RECTIFIER
RC30S01G SSE-RC30S01G Datasheet
17Kb / 1P
SILICON GPP CELL RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
SC10-005 FRONTIER-SC10-005 Datasheet
113Kb / 1P
1A SILICON RECTIFIER CELL
SC60-005 FRONTIER-SC60-005 Datasheet
113Kb / 1P
6A SILICON RECTIFIER CELL
logo
Texas Instruments
BQ24296M TI1-BQ24296M Datasheet
1Mb / 51P
Controlled 3A Single Cell USB Charger
BQ24298 TI1-BQ24298 Datasheet
1Mb / 51P
Controlled 3A Single Cell USB Charger
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com