Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B140B Fiches technique (PDF) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

B140B Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
No de pièce B140B
Télécharger  B140B Télécharger

Taille du fichier   180.82 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description Schottky Barrier Rectifiers

B140B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
B140B Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce B140B
Télécharger  B140B Click to download

Taille du fichier   180.82 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description Schottky Barrier Rectifiers

B140B Fiches technique (HTML) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

B140B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd B140B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

B140B Détails du produit

REVERSE VOLTAGE: 20 --- 60 V CURRENT: 1.0 A

Features
◇ Plastic package has Underwriters Laboratory
   Flammability Classification 94V-0
◇ For surface mounted applications
◇ Low profile package
◇ Built-in strain relief
◇ Metal silicon junction, majority carrier conduction
◇ High surge capability
◇ Low power loss,high effciency
◇ For use in low voltage high frequency inverters,free
   wheeling and polarity protection applications
◇ Guardring for overvoltage protection
◇ High temperature soldering guaranteed:250°C/10
   seconds at terminals




Numéro de pièce similaire - B140B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
B140B DIODES-B140B Datasheet
57Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13002 Rev. 13 - 2
logo
Weitron Technology
B140B WEITRON-B140B Datasheet
216Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Compact Technology Corp...
B140B CTC-B140B Datasheet
52Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B140B WEITRON-B140B Datasheet
216Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
B140B DSK-B140B Datasheet
94Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Description similaire - B140B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com