Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5728B Fiches technique (PDF) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N5728B Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
No de pièce 1N5728B
Télécharger  1N5728B Télécharger

Taille du fichier   320.07 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Site Internet  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Description ELECTRICAL CHARACTERISTICS

1N5728B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1N5728B Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No de pièce 1N5728B
Télécharger  1N5728B Click to download

Taille du fichier   320.07 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Site Internet  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Description ELECTRICAL CHARACTERISTICS

1N5728B Fiches technique (HTML) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N5728B Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N5728B Détails du produit

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

*JEDEC Registered Data. The Type Number indicates 5% Tolerance (See Note 1.)




Numéro de pièce similaire - 1N5728B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5728B NJSEMI-1N5728B Datasheet
68Kb / 1P
   ZENER VOLTAGE 4.7 TO 75V
logo
Microsemi Corporation
1N5728B MICROSEMI-1N5728B Datasheet
53Kb / 2P
   SILICON 400 mW ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5728B NJSEMI-1N5728B Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5728B NJSEMI-1N5728B Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
logo
Microsemi Corporation
1N5728B MICROSEMI-1N5728B Datasheet
319Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
11-03-2003 REV A
More results


Description similaire - 1N5728B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4961 NJSEMI-1N4961 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N4963 NJSEMI-1N4963 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N4965 NJSEMI-1N4965 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N4979 NJSEMI-1N4979 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N4982 NJSEMI-1N4982 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N4993 NJSEMI-1N4993 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5737A NJSEMI-1N5737A Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5738A NJSEMI-1N5738A Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5744A NJSEMI-1N5744A Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5754A NJSEMI-1N5754A Datasheet
320Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1N5968 NJSEMI-1N5968 Datasheet
358Kb / 1P
   ELECTRICAL CHARACTERISTICS
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com