Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MJE803T Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE803T Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce MJE803T
Télécharger  MJE803T Télécharger

Taille du fichier   250.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon NPN Darlington Power Transistor

MJE803T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MJE803T Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce MJE803T
Télécharger  MJE803T Click to download

Taille du fichier   250.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon NPN Darlington Power Transistor

MJE803T Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE803T Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited MJE803T Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE803T Détails du produit

DESCRIPTION
• Collector–Emitter Breakdown Voltage— : V(BR)CEO = 80 V
• DC Current Gain— : hFE = 750(Min) @ IC= 2A
• Complement to Type MJE703T

APPLICATIONS
• Designed for general-purpose amplifier and low-speed switching applications




Numéro de pièce similaire - MJE803T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
MJE803T MOSPEC-MJE803T Datasheet
194Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(4.0A,60-80V,40W)
More results


Description similaire - MJE803T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
T2142 ISC-T2142 Datasheet
171Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2N6532 ISC-2N6532 Datasheet
150Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
TIP140T ISC-TIP140T Datasheet
149Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
KSD985 ISC-KSD985 Datasheet
141Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
KSD986 ISC-KSD986 Datasheet
141Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
BDX65B ISC-BDX65B Datasheet
189Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD2051 ISC-2SD2051 Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD2091 ISC-2SD2091 Datasheet
259Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD1566 ISC-2SD1566 Datasheet
271Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD460 ISC-2SD460 Datasheet
249Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD605 ISC-2SD605 Datasheet
251Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com