Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HFA06PB120PBF Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

HFA06PB120PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce HFA06PB120PBF_11
Télécharger  HFA06PB120PBF Télécharger

Taille du fichier   152.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 6 A

HFA06PB120PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HFA06PB120PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce HFA06PB120PBF_11
Télécharger  HFA06PB120PBF Click to download

Taille du fichier   152.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 6 A

HFA06PB120PBF Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix HFA06PB120PBF_11 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - HFA06PB120PBF_11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
HFA06PB120PBF VISHAY-HFA06PB120PBF Datasheet
118Kb / 7P
   Ultrafast Soft Recovery Diode, 6 A
Revision: 29-Jul-08
HFA06PB120PBF VISHAY-HFA06PB120PBF Datasheet
111Kb / 7P
   Ultrafast Soft Recovery Diode, 6 A
Revision: 25-Jul-08
More results


Description similaire - HFA06PB120PBF_11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
HFA06TB120PBF VISHAY-HFA06TB120PBF_11 Datasheet
154Kb / 8P
   HEXFRED, Ultrafast Soft Recovery Diode, 6 A
Revision: 23-May-11
HFA12PA120CPBF VISHAY-HFA12PA120CPBF_11 Datasheet
162Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 6 A
Revision: 23-May-11
VS-HFA30PB120PBF VISHAY-VS-HFA30PB120PBF Datasheet
168Kb / 7P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 30 A
Revision: 14-May-13
logo
International Rectifier
HFA120FA60 IRF-HFA120FA60 Datasheet
853Kb / 6P
   HEXFRED ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
logo
Vishay Siliconix
HFA120FA120P VISHAY-HFA120FA120P_10 Datasheet
129Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A
Revision: 22-Jul-10
HFA04TB60SPBF VISHAY-HFA04TB60SPBF_10 Datasheet
162Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 4 A
Revision: 19-Feb-10
HFA08TB120SPBF VISHAY-HFA08TB120SPBF_10 Datasheet
152Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 8 A
Revision: 22-Feb-10
HFA15PB60PBF VISHAY-HFA15PB60PBF_11 Datasheet
175Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 15 A
Revision: 16-May-11
HFA15TB60SPBF VISHAY-HFA15TB60SPBF_11 Datasheet
216Kb / 9P
   HEXFRED, Ultrafast Soft Recovery Diode, 15 A
Revision: 10-Jun-11
logo
International Rectifier
HFA75MB40C IRF-HFA75MB40C Datasheet
278Kb / 5P
   Ultrafast, Soft Recovery Diode HEXFRED
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com