Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC74LCX32M Fiches technique (PDF) - Motorola, Inc

MC74LCX32M Datasheet PDF - Motorola, Inc
No de pièce MC74LCX32M
Télécharger  MC74LCX32M Télécharger

Taille du fichier   134.1 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE

MC74LCX32M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC74LCX32M Datasheet PDF - Motorola, Inc

No de pièce MC74LCX32M
Télécharger  MC74LCX32M Click to download

Taille du fichier   134.1 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE

MC74LCX32M Fiches technique (HTML) - Motorola, Inc

MC74LCX32M Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LCX32M Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LCX32M Détails du produit

Low–Voltage CMOS Quad 2–Input OR Gate
with 5V-Tolerant Inputs
   
The MC74LCX32 is a high performance, quad 2–input OR gate operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. A VI specification of 5.5V allows MC74LCX32 inputs to be safely driven from 5V devices.
Current drive capability is 24mA at the outputs.
   
• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation
• 5V Tolerant Inputs — Interface Capability With 5V TTL Logic
• LVTTL Compatible
• LVCMOS Compatible
• 24mA Balanced Output Sink and Source Capability
• Near Zero Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System
    Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V; Machine Model >200V
   




Numéro de pièce similaire - MC74LCX32M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LCX32M ONSEMI-MC74LCX32M Datasheet
134Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
MC74LCX32MEL ONSEMI-MC74LCX32MEL Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input OR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX32MELG ONSEMI-MC74LCX32MELG Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input OR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
More results


Description similaire - MC74LCX32M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32 Datasheet
134Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32_12 Datasheet
156Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input OR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ32 MOTOROLA-MC74LVQ32 Datasheet
183Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
logo
STMicroelectronics
74LVQ32 STMICROELECTRONICS-74LVQ32_04 Datasheet
226Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ32 FAIRCHILD-74LVQ32 Datasheet
64Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate
logo
STMicroelectronics
74LVC32A STMICROELECTRONICS-74LVC32A Datasheet
221Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE HIGH PERFORMANCE
July 2004 Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX32 FAIRCHILD-74LVX32_08 Datasheet
305Kb / 8P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate
74LVQ32 FAIRCHILD-74LVQ32_01 Datasheet
51Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate
logo
ON Semiconductor
74LVX32 ONSEMI-74LVX32 Datasheet
222Kb / 8P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate
February 2008 Rev. 1.4.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX32 FAIRCHILD-74LVX32 Datasheet
62Kb / 6P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate
More results




À propos de Motorola, Inc


Motorola, Inc. était une société américaine de télécommunications multinationales fondée en 1928. Elle était basée à Schaumburg, Illinois et était l'un des plus grands fournisseurs de téléphones portables, d'équipement de télécommunication et de semi-conducteurs. Tout au long de son histoire, Motorola était connue pour son innovation dans le domaine des télécommunications, notamment le développement du premier téléphone cellulaire disponible dans le monde, le Dynatac, et le premier pager à double sens au monde, le Pageboy.

En 2011, Motorola s'est divisée en deux sociétés distinctes: Motorola Mobility et Motorola Solutions. Motorola Mobility a ensuite été acquise par Google en 2012 et est maintenant une filiale de Lenovo. Motorola Solutions se concentre sur les solutions de sécurité publique et de communication commerciale et industrielle. La société propose une large gamme de produits, notamment des radios bidirectionnelles, des appareils informatiques mobiles et des équipements d'infrastructure réseau.

Motorola était l'un des pionniers de l'industrie du téléphone portable et a une riche histoire d'innovation et de progrès technologiques. L'héritage de l'entreprise se poursuit par le biais de ses filiales et sa technologie et ses produits continuent d'être utilisés dans le monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com