Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KA2008-AF10A Fiches technique (PDF) - Rohm

KA2008-AF10A Datasheet PDF - Rohm
No de pièce KA2008-AF10A_07
Télécharger  KA2008-AF10A Télécharger

Taille du fichier   140.2 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description For Facsimiles 3.3V to 5V Printing Voltage(A Series)

KA2008-AF10A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KA2008-AF10A Datasheet PDF - Rohm

No de pièce KA2008-AF10A_07
Télécharger  KA2008-AF10A Click to download

Taille du fichier   140.2 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description For Facsimiles 3.3V to 5V Printing Voltage(A Series)

KA2008-AF10A Fiches technique (HTML) - Rohm

KA2008-AF10A_07 Datasheet HTML 1Page - Rohm KA2008-AF10A_07 Datasheet HTML 2Page - Rohm KA2008-AF10A_07 Datasheet HTML 3Page - Rohm KA2008-AF10A_07 Datasheet HTML 4Page - Rohm KA2008-AF10A_07 Datasheet HTML 5Page - Rohm



Numéro de pièce similaire - KA2008-AF10A_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
KA2008-AF10A ROHM-KA2008-AF10A Datasheet
55Kb / 5P
   Thick film thermal printhead (8dots / mm)
More results


Description similaire - KA2008-AF10A_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
SC28L194 PHILIPS-SC28L194 Datasheet
294Kb / 52P
   Quad UART for 3.3V and 5V supply voltage
1998 Sep 21
SC28L198 PHILIPS-SC28L198 Datasheet
345Kb / 56P
   Octal UART for 3.3V and 5V supply voltage
1999 Jan 14
logo
Unisonic Technologies
UTCU584 UTC-UTCU584 Datasheet
686Kb / 6P
   3~8 AMP 5V TO 3.3V VOLTAGE CONVERSION REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM3940 NSC-LM3940 Datasheet
291Kb / 11P
   1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
LM3940 NSC-LM3940_03 Datasheet
367Kb / 11P
   1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17521EVKIT MAXIM-MAX17521EVKIT Datasheet
885Kb / 10P
   3.3V and 5V Output-Voltage Application
Rev 1; 7/17
logo
List of Unclassifed Man...
SLTS113 ETC1-SLTS113 Datasheet
121Kb / 5P
   12 Watt 5V/3.3V Input Plus to Minus Voltage Converter
logo
Texas Instruments
PT6905A TI1-PT6905A Datasheet
439Kb / 7P
[Old version datasheet]   12 Watt 5V/3.3V Input Plus to Minus Voltage Converter
PT6910 TI-PT6910 Datasheet
131Kb / 7P
[Old version datasheet]   12 Watt 5V/3.3V Input Plus to Minus Voltage Converter
LM3940 TI1-LM3940 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM3940 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com