Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STK6875 Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK6875 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No de pièce STK6875
Télécharger  STK6875 Télécharger

Taille du fichier   189.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io max = 5A)?

STK6875 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STK6875 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No de pièce STK6875
Télécharger  STK6875 Click to download

Taille du fichier   189.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io max = 5A)?

STK6875 Fiches technique (HTML) - Sanyo Semicon Device

STK6875 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device

STK6875 Détails du produit

Overview
The STK6875 is a bridge-type power pack, bidirectional DC brush-type motor driver IC that incorporates Sanyos unique IMST (insulated metal substrate technology) for superior thermal radiation characteristics. In comparision with the STK6860H sereis, it employs power MOSFETs in an H-bridge configurationto realize low power dissipation and high current output.

Applications
• PPC drum and scanner motor drivers
• LBP drum motor drivers
• Printer head carriage motor drivers
• General DC motor applicatons




Numéro de pièce similaire - STK6875

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK6877 SANYO-STK6877 Datasheet
205Kb / 7P
   Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current: 8A)?
More results


Description similaire - STK6875

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-050 SANYO-STK681-050 Datasheet
99Kb / 5P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io=5A)
STK6855 SANYO-STK6855 Datasheet
188Kb / 7P
   Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current 5A)
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2572 HMSEMI-HM2572 Datasheet
1Mb / 14P
   Brush type DC motor driver
HM2570 HMSEMI-HM2570 Datasheet
749Kb / 11P
   Brush type DC motor driver
logo
Rohm
BD6232HFP-LB ROHM-BD6232HFP-LB Datasheet
702Kb / 19P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD6232HFP-LB ROHM-BD6232HFP-LB Datasheet
702Kb / 19P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD621X-E ROHM-BD621X-E Datasheet
611Kb / 21P
   DC Brush Motor Drivers (7V max.)
BD623X-E ROHM-BD623X-E Datasheet
662Kb / 25P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD62321HFP-TR ROHM-BD62321HFP-TR Datasheet
506Kb / 16P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BA6920FP-Y ROHM-BA6920FP-Y_1 Datasheet
160Kb / 5P
   Motor driver with DC brush
More results




À propos de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, ou Sanyo Semicon Device, était une filiale de Sanyo Electric Co., Ltd., une société d'électronique japonaise. Le dispositif Sanyo Semicon était un fabricant de dispositifs semi-conducteurs, y compris des diodes, des transistors et d'autres composants pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles. La société a été créée en 1970 et a eu son siège à Osaka, au Japon.

Le dispositif Sanyo Semicon était connu pour ses produits de haute qualité et son engagement à répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise s'est concentrée sur la recherche et le développement et a participé au développement de nouvelles technologies et de nouvelles produits pour l'industrie des semi-conducteurs. Les produits de Sanyo Semicon Device ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie de l'électronique.

En 2010, Sanyo Electric a été acquise par Panasonic Corporation, une société mondiale d'électronique de premier plan. En conséquence, Sanyo Semicon Device est devenu une filiale de Panasonic et a été intégrée dans son entreprise de semi-conducteurs. L'acquisition a permis à Panasonic d'élargir son portefeuille de produits et ses offres sur le marché des semi-conducteurs et de renforcer encore sa position dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com