Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB3020 Fiches technique (PDF) - Semikron International

SB3020 Datasheet PDF - Semikron International
No de pièce SB3020
Télécharger  SB3020 Télécharger
Taille du fichier   523.41 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Description Schottky barrier rectifiers diodes

SB3020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SB3020 Datasheet PDF - Semikron International

No de pièce SB3020
Télécharger  SB3020 Click to download

Taille du fichier   523.41 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Description Schottky barrier rectifiers diodes

SB3020 Fiches technique (HTML) - Semikron International


SB3020 Détails du produit

Forward Current: 30 A
Reverse Voltage: 20 to 40 V

Features
● Max. solder temperature: 260°C
● Plastic material has UL classification 9$V-0




Numéro de pièce similaire - SB3020

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB3020 PANJIT-SB3020 Datasheet
43Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere)
logo
Formosa MS
SB30200CT FORMOSA-SB30200CT Datasheet
108Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifier
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SB30200CT SUNMATE-SB30200CT Datasheet
626Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB30200CT WTE-SB30200CT Datasheet
55Kb / 4P
30A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
September, 2012
SB30200DC WTE-SB30200DC Datasheet
45Kb / 4P
30A HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
September, 2012
More results


Description similaire - SB3020

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
More results




À propos de Semikron International


Semikron International GmbH est un fabricant allemand de composants électroniques de puissance, y compris les diodes, les thyristors et les modules de puissance.

La société a été fondée en 1951 et est depuis devenue un fournisseur leader de solutions électriques de puissance pour des applications dans des industries telles que les énergies renouvelables, l'automatisation industrielle et les véhicules électriques, entre autres.

Semikron a une présence mondiale auprès des filiales et des bureaux de vente dans de nombreux pays du monde.

L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique de puissance.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com